| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT46R46 bảng dữ liệu(PDF) 61 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT46R46 bảng dữ liệu(HTML) 61 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
61 / 77 page ![]() 18-pin SOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 394 ¾ 419 B 290 ¾ 300 C14 ¾ 20 C ¢ 447 ¾ 460 D92 ¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾¾ G32 ¾ 38 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT46R46/C46/R47/C47/R48A/C48A/R49 Rev. 1.30 61 June 5, 2008 1 8 1 1 0 9 A B C D E F G H a C ' |