công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISO6042LDFPR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ISO6042LDFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO604x Low Power and Low Propagation Delay, Reinforced, 4-Channel Digital Isolator With 0.635mA / ch, 200Mbps, 9ns tPD , 7ps (RMS) jitter and 1.8V Logic Support
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ISO6042LDFPR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  ISO6042LDFPR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments ISO6042LDFPR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ISO6042LDFPR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ISO6042LDFPR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ISO6042LDFPR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ISO6042LDFPR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ISO6042LDFPR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ISO6042LDFPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ISO6042LDFPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 56 page
background image
Table 5-1. Pin Functions (continued)
PIN
Type(1)
DESCRIPTION
NAME
ISO6041H ,
ISO6041L
OUTA
14
O
Output, channel A
OUTB
13
O
Output, channel B
OUTC
12
O
Output, channel C
OUTD
6
O
Output, channel D
VCC1
1
—
Power supply, side 1
VCC2
16
—
Power supply, side 2
(1)
I = Input, O = Output
www.ti.com
ISO6040, ISO6041, ISO6042
SLLSFV3B – DECEMBER 2025 – REVISED AUGUST 2026
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
5
Product Folder Links: ISO6040 ISO6041 ISO6042



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com