công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISO6041LDFPR bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ISO6041LDFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO604x Low Power and Low Propagation Delay, Reinforced, 4-Channel Digital Isolator With 0.635mA / ch, 200Mbps, 9ns tPD , 7ps (RMS) jitter and 1.8V Logic Support
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ISO6041LDFPR bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Texas Instruments

Back Button ISO6041LDFPR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments ISO6041LDFPR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments ISO6041LDFPR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments ISO6041LDFPR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments ISO6041LDFPR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments ISO6041LDFPR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments ISO6041LDFPR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments ISO6041LDFPR Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments ISO6041LDFPR Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 56 page
background image
9.2.1 Design Requirements
To design with these devices, use the parameters listed in Table 9-1.
Table 9-1. Design Parameters
PARAMETER
VALUE
Supply voltage, VCC1 and VCC2
1.71V to 5.5V
Decoupling capacitor between VCC1 and GND1
0.1µF
Decoupling capacitor from VCC2 and GND2
0.1µF
9.2.2 Detailed Design Procedure
Unlike optocouplers, which require external components to improve performance, provide bias, or limit current,
the ISO604x family of devices only require two external bypass capacitors to operate.
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
INA
INB
INC
OUTD
OUTA
OUTB
OUTC
IND
GND2
VCC2
0.5mm maximum
from VCC2
EN2
GND2
EN1
GND1
0.5mm maximum
from VCC1
GND1
VCC1
0.1µF
0.1µF
Figure 9-3. Typical ISO604x Circuit
www.ti.com
ISO6040, ISO6041, ISO6042
SLLSFV3B – DECEMBER 2025 – REVISED AUGUST 2026
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
35
Product Folder Links: ISO6040 ISO6041 ISO6042



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com