công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISO6041LDWR bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ISO6041LDWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO604x Low Power and Low Propagation Delay, Reinforced, 4-Channel Digital Isolator With 0.635mA / ch, 200Mbps, 9ns tPD , 7ps (RMS) jitter and 1.8V Logic Support
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ISO6041LDWR bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Texas Instruments

Back Button ISO6041LDWR Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments ISO6041LDWR Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments ISO6041LDWR Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments ISO6041LDWR Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments ISO6041LDWR Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments ISO6041LDWR Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments ISO6041LDWR Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments ISO6041LDWR Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments ISO6041LDWR Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 56 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
TYP
-.244
.228
-6.19
5.80
[
]
.069 MAX
[1.75]
14X .0250
[0.635]
16X
-.012
.008
-0.30
0.21
[
]
2X
.175
[4.45]
TYP
-.010
.005
-0.25
0.13
[
]
0 - 8
-.010
.004
-0.25
0.11
[
]
(.041 )
[1.04]
.010
[0.25]
GAGE PLANE
-.035
.016
-0.88
0.41
[
]
A
NOTE 3
-.197
.189
-5.00
4.81
[
]
B
NOTE 4
-.157
.150
-3.98
3.81
[
]
SHRINK SMALL-OUTLINE PACKAGE
SSOP - 1.75 mm max height
DBQ0016A
4214846/A 03/2014
NOTES:
1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches.
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed .006 inch, per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MO-137, variation AB.
1
16
.007 [0.17]
C A
B
9
8
PIN 1 ID AREA
SEATING PLANE
.004 [0.1] C
SEE DETAIL A
TYPICAL
DETAIL A
SCALE 2.800
www.ti.com
ISO6040, ISO6041, ISO6042
SLLSFV3B – DECEMBER 2025 – REVISED AUGUST 2026
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
49
Product Folder Links: ISO6040 ISO6041 ISO6042



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com