công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIM689XM bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Sanken electric

tên linh kiện SIM689XM
Giải thích chi tiết về linh kiện  600 V High Voltage 3-phase Motor Drivers
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SIM689XM bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Sanken electric

Back Button SIM689XM Datasheet HTML 11Page - Sanken electric SIM689XM Datasheet HTML 12Page - Sanken electric SIM689XM Datasheet HTML 13Page - Sanken electric SIM689XM Datasheet HTML 14Page - Sanken electric SIM689XM Datasheet HTML 15Page - Sanken electric SIM689XM Datasheet HTML 16Page - Sanken electric SIM689XM Datasheet HTML 17Page - Sanken electric SIM689XM Datasheet HTML 18Page - Sanken electric SIM689XM Datasheet HTML 19Page - Sanken electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 55 page
background image
SIM689xM Series
SIM689xM-DSE Rev.3.4
SANKEN ELECTRIC CO., LTD.
15
Mar. 05, 2024
https://www.sanken-ele.co.jp/en
© SANKEN ELECTRIC CO., LTD. 2021
7.
Block Diagrams
(NC)
VCC1
VB1B
VB3
W2
U
FO
COM2
LIN1
LIN2
LIN3
COM1
HIN1
HIN2
HIN3
W1
V1
VBB
V2
OCP
Low-
side
Driver
Input
Logic
VB1A
LS3B
LS2
UVLO
UVLO
UVLO
UVLO
Thermal
Shutdown
OCP
Input Logic
4
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
21
23
24
26
28
31
33
35
37
40
VB2
V
20
19
LS3A
1
LS2
2
LS1
11
High-side
Level Shift Driver
VREG
UVLO
5
VCC2
Reg. UVLO
3
VT 10
Thermal
Monitor
VREG
High-side MIC
Low-side MIC
30
Figure 7-1.
Block Diagram: SIM6891MD/91MDN/93M
(NC)
VCC1
VB1B
VB3
W2
U
FO
COM2
LIN1
LIN2
LIN3
COM1
HIN1
HIN2
HIN3
W1
V1
VBB
V2
OCP
Low-
side
Driver
Input
Logic
VB1A
LS3B
LS2
UVLO
UVLO
UVLO
UVLO
Thermal
Shutdown
OCP
Input Logic
4
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
21
23
24
26
28
31
33
35
37
40
VB2
V
20
19
LS3A
1
LS2
2
LS1
11
High-side
Level Shift Driver
VREG
UVLO
5
VCC2
Reg. UVLO
3
VT 10
Thermal
Monitor
VREG
High-side MIC
Low-side MIC
30
Figure 7-2.
Block Diagram: SIM6892M/95M/96M



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com