| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CW1244 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - CellWise Microelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CW1244 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - CellWise Microelectronics |
|
17 / 17 page ![]() CW1244 © 2019-2020 Cellwise Microelectronics 17 版本履历 日期 版本 修改项目 2019-04-16 1.0 V1.0 说明书发布 2019-09-04 1.1 1. 增加电气特性上下限参数 2. 修正过放解除、温度、负载锁定态等描述 3. 延时时间符号调整为小写 t 4. 修正若干笔误 2020-03-21 1.2 1. 增加 CW1244ALDS 产品型号 2. 修正应用电路 VM 端电阻 声明 赛微微电子公司为提高产品的可靠性、功能或设计,保留对其做出变动的权利,恕不另行通知。对于 本文描述的任何产品和电路应用中出现的问题,赛微微电子公司不承担任何责任;不转让其专利权下的任 何许可证,也不转让其他权利。 若无赛微微电子公司总裁正式的书面授权,其产品不可作为生命支持设备或系统中的关键器件。 具体如下: 1. 生命支持器件或系统是指如下的设备或系 统:(a)用于外科植入人体,或(b)支 持或维持生命,以及即使依照标示中的使 用说明进行正确操作,但若操作失败,仍 将对使用者造成严重的伤害。 2. 关键器件是指生命支持设备或系统中,由 于该器件的失效会导致整个生命支持设备 或系统的失效,或是影响其安全性及使用 效果。 |