công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CW1244 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - CellWise Microelectronics

tên linh kiện CW1244
Giải thích chi tiết về linh kiện  Li-Ion/Polymer Battery Pack Protection IC
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CELLWISE [CellWise Microelectronics]
Trang chủ  http://en.cellwise-semi.com/
Logo CELLWISE - CellWise Microelectronics

CW1244 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - CellWise Microelectronics

Back Button CW1244 Datasheet HTML 7Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 8Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 9Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 10Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 11Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 12Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 13Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 14Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 15Page - CellWise Microelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
CW1244
© 2019-2020 Cellwise Microelectronics
11
超过均衡启动延迟时间(tBAL),CW1244 开始均衡。
均衡停止条件:
1. 所有电池电压<均衡检测电压(VBAL)。
2. 所有电池电压>均衡检测电压(VBAL)。
3. CW1244 进入断线保护状态、放电温度保护状态、低功耗状态。
CW1244 采用奇偶通道分时均衡,均衡功能不影响正常的电池电压采样,当同时开启多路均衡通道,
奇数通道会先进入均衡状态,偶数通道在下一个周期进入均衡状态,具体电池电压采样和均衡开启时序图
如下:
电压采样
采样等待
8ms
奇数通道均衡
8ms
8ms
8ms
8ms
8ms
8ms
8ms
48ms
奇数通道均衡
偶数通道均衡
采样等待
采样等待
电压采样
电压采样
电压采样、均衡开启时序图
低电压禁止充电功能
CW1244 可选低电压禁止充电功能;
CW1244 检测到任意电池电压<低电压禁止充电电压(VLV),CO 输出低电平,关断充电 MOS。
负载锁定态
CW1244 有负载锁定功能。当芯片进入过放、过流、放电过温以及断线这些 DO 关断的保护态,芯片
同时进入负载锁定态,放电过温的负载锁定态可选。
负载锁定解除条件:
CW1244 不处于保护状态中,且 VM 端电压<负载检测电压(VLD),并超过负载锁定解除延时(tLLR),
负载锁定态解除,DO 输出高电平,打开放电 MOS,IC 进入正常状态。
低功耗状态
CW1244 进入过放保护状态,并超过休眠延时时间(tSLP),则 CW1244 会进入低功耗状态。DO 端子
保持低电平,维持放电 MOSFET 关闭;当 VM 端电压>充电器移除电压 VCHG_RM,判断外部无充电器,CO
端子保持低电平状态,维持充电 MOSFET 关闭;当 VM 端电压<充电器移除电压 VCHG_RM,判断外部有充
电器,CO 端子保持高电平,维持充电 MOSFET 开启。
休眠状态解除条件:芯片退出过放电状态。
串数选择
SEL 端子是电池串联数选择端子,可通过它来选择电池串联数量。
SEL 端子接
VSS 端子,则 CW1244 保护的电池串数为 3 串,3 串电池应用时,将 VC4 端子与 VC3 端
子短接;
SEL 端子悬空或接
VDD 端子,则 CW1244 保护的电池串数为 4 串。
延迟时间设置
CW1244 的延迟时间是指从检测到电压达到设定的保护阈值至 CW1244 驱动 DO 端子输出高
/低电平
的时间。
CW1244 的过流 1 和过流 2 保护可以通过外部电容来设置延迟时间。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com