| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MSC81058 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MSC81058 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 5 page ![]() ELECTRICAL SPECIFICATIONS (Tcase = 25°C) Symbol Test Conditi ons Value Uni t Min. Typ. Max. POUT f = 1.0 GHz PIN = 1.0 W VCC = 28 V 10 11 — W ηcf = 1.0 GHz PIN = 1.0 W VCC = 28 V 60 64 — % GP f = 1.0 GHz PIN = 1.0 W VCC = 28 V 10 10.4 — dB COB f = 1 MHz VCB = 28 V — — 10 pF STATIC Symbol Test Conditions Value Unit Min. Typ. Max. BVCBO IC = 1mA IE = 0mA 45 — — V BVEBO IE = 1mA IC = 0mA 3.5 — — V BVCER IC = 10mA RBE =10Ω 45 — — V ICBO VCB = 28V — — 2.5 mA hFE VCE = 5V IC = 500mA 15 — 120 — DYNAMIC TYPICAL PERFORMANCE POWER OUTPUT vs FREQUENCY FREQUENCY vs COLLECTOR EFFICIENCY RELATIVE POWER OUTPUT vs COLLECTOR VOLTAGE MSC81058 2/5 |