công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7F100LGG3CNP bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7F100LGG3CNP
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  148 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7F100LGG3CNP bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7F100LGG3CNP Datasheet HTML 49Page - Renesas Technology Corp R7F100LGG3CNP Datasheet HTML 50Page - Renesas Technology Corp R7F100LGG3CNP Datasheet HTML 51Page - Renesas Technology Corp R7F100LGG3CNP Datasheet HTML 52Page - Renesas Technology Corp R7F100LGG3CNP Datasheet HTML 53Page - Renesas Technology Corp R7F100LGG3CNP Datasheet HTML 54Page - Renesas Technology Corp R7F100LGG3CNP Datasheet HTML 55Page - Renesas Technology Corp R7F100LGG3CNP Datasheet HTML 56Page - Renesas Technology Corp R7F100LGG3CNP Datasheet HTML 57Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 148 page
background image
RL78/L23
2. Electrical Characteristics
R01DS0502EJ0110 Rev.1.10
Page 53 of 145
Oct 31, 2025
Note 4. The maximum value is -30 mA with an ambient operating temperature range of +85°C to +105°C.
Note 5. The maximum value is -50 mA with an ambient operating temperature range of +85°C to +105°C.
Note 6. The maximum values are respectively -100 mA and -60 mA with an ambient operating temperature range of -40 to +85°C
and of +85°C to +105°C.
Caution
The following pins do not output high-level signals in the N-ch open-drain mode: P00 to P07, P10, P11, P16, P17,
P22, P26, P27, P33 to P35, P40 to P47, P50, P52 to P54, P64 to P66, P75 to P77, P80 to P87, P93 to P97, P125,
P130, P140, and P143 to P147
Remark
The characteristics of functions multiplexed on a given pin are the same as those for the port pin unless otherwise
specified.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com