| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
301250014 bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
301250014 bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - ams-OSRAM AG |
|
81 / 109 page ![]() Dragster Pin description Datasheet • PUBLIC • Document Feedback DS000444 • v5-00 • 2025-Aug-29 81 / 109 / Pin number Pin name Pin type(1) 75 VSSA GND 76 VSS_Bulk GND 77 VSSD GND 78 VDDIO VDDIO 79 Test_Mux_CD_1 Analogue Monitor - Leave n.c. 80 VDDA VDDA 81 VDDD VDDD 82 VSSA GND 83 VSS_Bulk GND 84 VSSD GND 85 VSSESD/IO GND 86 Pixel_CLK_CD_1 DO 87 VClamp_CD_1 VDDA 88 Sample_CD DI 89 RST_CDS_CD DI 90 RST_CVC_CD DI 91 N_CS_CD_2 DI 92 SCLK_CD_GH DI 93 MOSI_CD_GH DI 94 MISO_CD_2 DO 95 VDDA VDDA 96 VDD_Bulk VDD_Bulk 97 VDDD VDDD 98 VDDESD VDDESD 99 VSSA GND 100 VSS_Bulk GND 101 VSSD GND 102 Load_Pulse_CD_2 DI 103 VDDIO VDDIO 104 End_ADC_CD_2 DO 105 VDDA VDDA 106 VDDD VDDD 107 VSSA GND 108 VSSD GND 109 VDDIO VDDIO 110 Test_Mux_CD_2 Analogue Monitor - Leave n.c. 111 VDDA VDDA 112 VDD_Bulk VDD_Bulk |