công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7FA8D1AFECFC bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7FA8D1AFECFC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas Microcontrollers
PDF  193 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7FA8D1AFECFC bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7FA8D1AFECFC Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp R7FA8D1AFECFC Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp R7FA8D1AFECFC Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp R7FA8D1AFECFC Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp R7FA8D1AFECFC Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp R7FA8D1AFECFC Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp R7FA8D1AFECFC Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp R7FA8D1AFECFC Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp R7FA8D1AFECFC Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 193 page
background image
2.2.2
I/O VIH, VIL
Table 2.4
I/O VIH, VIL except for Schmitt trigger input pins
Parameter
VCC/VCC2/
AVCC0
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Peripheral
function
pins
EXTAL (external clock
input), WAIT, SPI*1
(except RSPCK)
1.68 V or above
VIH
VCC × 0.8
—
—
V
VIL
—
—
VCC × 0.2
SPI*2 (except
RSPCKB_A)
1.65 V or above
VIH
VCC2 × 0.8
—
—
VIL
—
—
VCC2 × 0.2
OSPI (except
OM_RSTO1 and
OM_ECSINT1)
2.70 V or above
VIH
VCC2 × 0.8
—
—
VIL
—
—
VCC2 × 0.2
1.65 V or above
VIH
VCC2 × 0.7
—
VCC2 + 0.3
VIL
VSS - 0.3
—
VCC2 × 0.3
SD*3
2.70 V or above
VIH
VCC × 0.625
—
VCC + 0.3
VIL
VSS − 0.3
—
VCC × 0.25
1.70 V ~ 1.95 V
VIH
1.27
—
2
VIL
VSS − 0.3
—
0.58
SD*4
2.70 V or above
VIH
VCC2 × 0.625
—
VCC2 + 0.3
VIL
VSS − 0.3
—
VCC2 × 0.25
1.70 V ~ 1.95 V
VIH
1.27
—
2
VIL
VSS − 0.3
—
0.58
MMC*5
2.70 V or above
VIH
VCC × 0.625
—
VCC + 0.3
VIL
VSS − 0.3
—
VCC × 0.25
1.70 V ~ 1.95 V
VIH
VCC × 0.65
—
VCC + 0.3
VIL
VSS − 0.3
—
VCC × 0.35
MMC*6
2.70 V or above
VIH
VCC2 × 0.625
—
VCC2 + 0.3
VIL
VSS − 0.3
—
VCC2 × 0.25
1.70 V ~ 1.95 V
VIH
VCC2 × 0.65
—
VCC2 + 0.3
VIL
VSS − 0.3
—
VCC2 × 0.35
D00 to D31, TMS, TDI,
TCK, SWDIO, SWCLK
1.68 V or above
VIH
VCC × 0.7
—
—
VIL
—
—
VCC × 0.3
DQ00 to DQ31
3.00 V or above
VIH
VCC × 0.7
—
—
VIL
—
—
VCC × 0.3
ETHERC
2.70 V or above
VIH
2.3
—
—
VIL
—
—
VCC × 0.2
IIC (SMBus)
2.70 V or above
VIH
2.1
—
VCC + 3.6 (max 5.8)
VIL
—
—
0.8
RTCIC0, RTCIC1,
RTCIC2, EXCIN when
VCC power supply is
selected
1.68 V or above
VIH
0.9
—
3.9
VIL
—
—
0.3
RTCIC0, RTCIC1, RTCIC2, EXCIN when
VBATT power supply is selected
VIH
0.9
—
3.9
VIL
—
—
0.3
RA8D1 Datasheet
2. Electrical Characteristics
R01DS0416EJ0130 Rev.1.30
Dec 19, 2025
Page 33 of 193



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com