| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS7058 bảng dữ liệu(PDF) 93 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS7058 bảng dữ liệu(HTML) 93 Page - ams-OSRAM AG |
|
93 / 199 page ![]() AS7058 Register description Datasheet • PUBLIC • Document Feedback DS001077 • v2-00 • 2025-Sep-24 93 / 199 / 8.4.5 GPIO_CFG2 (Address 0x35) Table 50: GPIO_CFG2 register Addr: 0x35 GPIO_CFG2 Bit Bit name Default Access Bit description 2:0 gpio_pinmap_sel 0 RW Pinmap multiplexer for GPIO. If gpio_oen = 1, select the signal which is driven to the GPIO. 0: gpio_out 1: led_on 2: standby_en5 3: 0 Others: Reserved 8.4.6 IO_CFG (Address 0x36) Table 51: IO_CFG register Addr: 0x36 IO_CFG Bit Bit name Default Access Bit description 1 extclk_pu 0 RW PU = 1 -> pull-up at EXTCLK_SYNC pin 0 extclk_pd 0 RW PD = 1 -> pull-down at EXTCLK_SYNC pin |