công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DIO70050LEST5 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

tên linh kiện DIO70050LEST5
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.5 V Low Loss Power Distribution Switch
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Trang chủ  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO70050LEST5 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

Back Button DIO70050LEST5 Datasheet HTML 3Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LEST5 Datasheet HTML 4Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LEST5 Datasheet HTML 5Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LEST5 Datasheet HTML 6Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LEST5 Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LEST5 Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LEST5 Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LEST5 Datasheet HTML 10Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LEST5 Datasheet HTML 11Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
DIO70050
Version 1.0, Aug 2025
www.dioo.com
© 2025 Dioo Microcircuits Co., Ltd. Jiangsu
4
6. Electrical Characteristics
TA = 25°C, VIN = 5 V, unless otherwise noted.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VIN
Input voltage range
2.7
5.5
V
ISHDN
Shut down input current
Open load, IC disabled
0.2
1
µA
IQ
Quiescent supply current
Open load, IC enabled
TA = -40 ~ 85°C
36
60
µA
RDS(ON)
FET RON
IOUT = 100 mA, TA = -40 ~ 85°C
65
90(1)
mΩ
VEN(H)
EN rising threshold
VIN = 2.7 V to 5.5 V
0.85
V
VEN(L)
EN falling threshold
VIN = 2.7 V to 4.5 V
0.4
V
IEN
EN leakage current
VEN = 5.0 V
1
µA
VIN_UVLO
IN UVLO threshold
TA = -40 ~ 85°C
2.5
V
VIN_HYS(1)
IN UVLO hysteresis
TA = -40 ~ 85°C
240
400
mV
ILIM
Current limit
DIO70050HA, DIO70050LA
0.45
0.5
0.55
A
DIO70050HB, DIO70050LB
0.9
1
1.1
DIO70050HC, DIO70050LC
1.35
1.5
1.65
DIO70050HD, DIO70050LD
1.8
2
2.2
DIO70050HE, DIO70050LE
2.25
2.5
2.75
ISHORT(1)
Short-circuit current limit
Enabled, output short to ground
10%
ILIM
tON
Turn-on time
RL = 10 Ω, COUT = 1 μF
400
µs
tOFF
Turn-off time
RL = 10 Ω, COUT = 1 μF
7
µs
TSD
Thermal shut down temperature
140
°C
Thermal shut down hysteresis
20
°C
RDIS
Discharge resistance
500
Ω
Vreverse
Reverse voltage comparator trip point
175
mV
Note:
(1) Guaranteed by design.
(2) Specifications subject to change without notice.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com