| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS7225 bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS7225 bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - ams-OSRAM AG |
|
54 / 76 page ![]() Document Feedback AS7225 UART Command Interface Datasheet • PUBLIC DS000496 • v2-00 • 2019-Jun-28 75 │ 53 Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit tCSN_H CSN hold time Time between last SCK falling edge and CSN low-high transition 5 ns tCSN_DIS CSN disable time 10 ns tDO_S Data-out setup time 5 ns tDO_H Data-out hold time 5 ns tDI_V Data-in valid 10 ns Figure 81: SPI Master Write Timing Figure 82: SPI Master Read Timing CSN SCK MOSI MSB LSB HI - Z HI - Z MISO tDO_S tDO_H tCSN_S t SCK_RISE t SCK_FALL t CSN_DIS t CSN_H CSN_xx SCK Dont care MOSI MISO MSB LSB t SCK_H t SCK_L t DI_V |