công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS7211-BLGT bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện AS7211-BLGT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Smart Daylighting Manager with Fully Integrated Daylight Sensor, Control and Network Interfaces
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

AS7211-BLGT bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ams-OSRAM AG

Back Button AS7211-BLGT Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG AS7211-BLGT Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG AS7211-BLGT Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG AS7211-BLGT Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG AS7211-BLGT Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG AS7211-BLGT Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG AS7211-BLGT Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG AS7211-BLGT Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG AS7211-BLGT Datasheet HTML 13Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 37 page
background image
Page 8
ams Datasheet
Document Feedback
[v1-00] 2016-Dec-23
AS7211 − Electrical Characteristics
Note(s):
1. Guaranteed, not production tested
2. For VDDHV>10.5, output max is 10V, else output max tracks VDDHV
Temperature Sensor
DTEMP
Absolute Accuracy of
the Internal
Temperature
Measurement
-8.5
8.5
°C
Indicator LED
IIND
LED Current
1
8
mA
IACC
Accuracy of Current
-30
30
%
VLED
Voltage Range of
Connected LED
Vds of current sink
0.3
V
Digital Inputs and Outputs
VIH
CMOS Logic High Input
0.7* VDD
VDD
V
VIL
CMOS Logic Low Input
0
0.3* VDD
V
VOH
CMOS Logic High
Output
I=1mA
VDD-0.4
V
VOL
CMOS Logic Low
Output
I=1mA
0.4
V
IIh, IIL
Logic Input Current
Vin=0V or VDD
-1
1
μA
tRISE
(1)
Current Rise Time
C(Pad)=30pF
5
ns
tFALL
(1)
Current Fall Time
C(Pad)=30pF
5
ns
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com