| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS3701 bảng dữ liệu(PDF) 93 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS3701 bảng dữ liệu(HTML) 93 Page - ams-OSRAM AG |
|
93 / 110 page ![]() Page 92 ams Datasheet Document Feedback [v1-11] 2016-Dec-14 AS3701 − Register Description Figure 113: Fuse9 Addr:a9h Fuse9 Bit Bit Name Default Access Bit Description 7 Reg4_del b0 RW Define delay for timeslot4 (regulator 4) 6 Reg3_del b0 RW Define delay for timeslot3 (regulator 3) 5 Reg2_del b0 RW Define delay for timeslot2 (regulator 2) 4 Reg1_del b0 RW Define delay for timeslot1 (regulator 1) 3 SupResEn b0 RW Presets that bit 2 onkey_lpress_en b0 RW Select default state of the onkey_lpress_en 1:0 NTC_input b00 RW Defines the NTC input 0 : No NTC input 1 : XIRQ_NTC pin 2 : GPIO3 pin 3 : GPIO4 pin |