công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSA20FBT bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Clarke International

tên linh kiện CSA20FBT
Giải thích chi tiết về linh kiện  20 TONNE HYDRAULIC PRESS
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CLARKE [Clarke International]
Trang chủ  https://www.clarkeinternational.com/
Logo CLARKE - Clarke International

CSA20FBT bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Clarke International

Back Button CSA20FBT Datasheet HTML 10Page - Clarke International CSA20FBT Datasheet HTML 11Page - Clarke International CSA20FBT Datasheet HTML 12Page - Clarke International CSA20FBT Datasheet HTML 13Page - Clarke International CSA20FBT Datasheet HTML 14Page - Clarke International CSA20FBT Datasheet HTML 15Page - Clarke International CSA20FBT Datasheet HTML 16Page - Clarke International CSA20FBT Datasheet HTML 17Page - Clarke International CSA20FBT Datasheet HTML 18Page - Clarke International Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 20 page
background image
14
Parts & Service: 020 8988 7400 / E-mail: Parts@clarkeinternational.com or Service@clarkeinternational.com
FRAME ASSEMBLY PARTS LIST
PART NO DESCRIPTION
PART NO DESCRIPTION
1
Pressure Gauge
19
Base Foot
2
Nylon Ring
20
Bolt M10 x 20
3
Ram Assembly
21
Bolt M12 x 35
4
Upper Crossbeam
22
Washer 12mm
5
Bolt M8 x 35
23
Spring Washer 12
6
Washer 16mm
24
Nut M12
7
Spring Washer 16
25
Tie Bar
8
Nut M16
26
Support Pins
9
Nut M10
27
Bolt M10 x 140
10
Spring Washer 10
28
Press Bed
11
Washer 10mm
29
Stay bar
12
Side Post
30
Pressing Blocks
13
Bolt M10 x 25
31
Retaining Collar
14
Hydraulic Pump Assembly
32
Ram Carriage
15
Handle
33
Bolt M8 x 25
16
Handle Grip
34
Gauge connecting nut
17
Arm Support
35
Connecting nut
18
Bolt M10 x 30
36
Hose Assembly



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com