công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFR2607ZPBF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRFR2607ZPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  AUTOMOTIVE MOSFET
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFR2607ZPBF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRFR2607ZPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFR2607ZPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFR2607ZPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFR2607ZPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFR2607ZPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFR2607ZPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFR2607ZPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFR2607ZPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRFR2607ZPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
IRFR/U2607ZPbF
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
10 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 14. Threshold Voltage Vs. Temperature
RG
IAS
0.01
Ω
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ, Junction Temperature (°C)
0
100
200
300
400
I D
TOP
3.5A
4.8A
BOTTOM
30A
1K
VCC
DUT
0
L
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
TJ , Temperature ( °C )
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
ID = 1.0A
ID = 1.0mA
ID = 250µA
ID = 50µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com