công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSB10 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Clarke International

tên linh kiện CSB10
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPHON FEED SANDBLASTER
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CLARKE [Clarke International]
Trang chủ  https://www.clarkeinternational.com/
Logo CLARKE - Clarke International

CSB10 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Clarke International

Back Button CSB10 Datasheet HTML 4Page - Clarke International CSB10 Datasheet HTML 5Page - Clarke International CSB10 Datasheet HTML 6Page - Clarke International CSB10 Datasheet HTML 7Page - Clarke International CSB10 Datasheet HTML 8Page - Clarke International CSB10 Datasheet HTML 9Page - Clarke International CSB10 Datasheet HTML 10Page - Clarke International CSB10 Datasheet HTML 11Page - Clarke International CSB10 Datasheet HTML 12Page - Clarke International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
10
SPECIFICATIONS
CSB10
Sand Grade Type
Up to 60 Grit (Clarke AOP60)
Abrasive Material
Aluminium Oxide, Garnet Powder,
Glass Bead
Drum Capacity: (gallons)
3.7 UK
Sand Capacity: (kg/lbs)
22.6/50
Operating Pressure: (psi)
100-150
Flow Rate Req. (cfm)
10-16
Compressor Size Hp (Minimum)
3
Gun Inlet Size:
3/8” hose adaptor fitted
Air Inlet Hose Diameter:
3/8” (10mm)
Nozzle Sizes: (mm)
4, 5, 6, 7 (Ceramic)
Dimensions (Length x Width x Height)
744 mm x 279 mm x 378 mm
Weight
4.4 Kg



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com