công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM2432BSDFHIALVR.B bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM2432BSDFHIALVR.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM243x Sitara™ Microcontrollers
PDF  282 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

AM2432BSDFHIALVR.B bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Texas Instruments

Back Button AM2432BSDFHIALVR.B Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments AM2432BSDFHIALVR.B Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments AM2432BSDFHIALVR.B Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments AM2432BSDFHIALVR.B Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments AM2432BSDFHIALVR.B Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments AM2432BSDFHIALVR.B Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments AM2432BSDFHIALVR.B Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments AM2432BSDFHIALVR.B Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments AM2432BSDFHIALVR.B Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 282 page
background image
Table 5-1. Pin Attributes (ALV, ANI, ALX Packages) (continued)
ALV
ANI
BALL
NUMBER
[1]
ALX
BALL
NUMBER
[1]
BALL NAME [2]
PADCONFIG Register [15]
PADCONFIG Address [16]
SIGNAL NAME [3]
MUX
MODE [4]
TYPE
[5]
DSIS
[6]
BALL
STATE
DURING
RESET
RX/TX/PULL
[7]
BALL
STATE
AFTER
RESET
RX/TX/PULL
[8]
MUX
MODE
AFTER
RESET
[9]
IO
OPERATING
VOLTAGE [10]
POWER [11]
HYS
[12]
BUFFER
TYPE [14]
Pull
UP/DOWN
TYPE [13]
W11
AA10
PRG1_PRU1_GPO0
PADCONFIG:
PADCONFIG66
0x000F4108
PRG1_PRU1_GPO0
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8V / 3.3V
VDDSHV2
Yes
LVCMOS
PU/PD
PRG1_PRU1_GPI0
1
I
0
PRG1_RGMII2_RD0
2
I
0
RGMII2_RD0
4
I
0
RMII2_RXD0
5
I
0
GPIO0_65
7
IO
pad
GPMC0_A3
8
OZ
V11
Y10
PRG1_PRU1_GPO1
PADCONFIG:
PADCONFIG67
0x000F410C
PRG1_PRU1_GPO1
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8V / 3.3V
VDDSHV2
Yes
LVCMOS
PU/PD
PRG1_PRU1_GPI1
1
I
0
PRG1_RGMII2_RD1
2
I
0
RGMII2_RD1
4
I
0
RMII2_RXD1
5
I
0
GPIO0_66
7
IO
pad
GPMC0_A4
8
OZ
AA12
Y11
PRG1_PRU1_GPO2
PADCONFIG:
PADCONFIG68
0x000F4110
PRG1_PRU1_GPO2
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8V / 3.3V
VDDSHV2
Yes
LVCMOS
PU/PD
PRG1_PRU1_GPI2
1
I
0
PRG1_RGMII2_RD2
2
I
0
PRG1_PWM2_A2
3
IO
0
RGMII2_RD2
4
I
0
GPIO0_67
7
IO
pad
GPMC0_A5
8
OZ
Y12
V12
PRG1_PRU1_GPO3
PADCONFIG:
PADCONFIG69
0x000F4114
PRG1_PRU1_GPO3
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8V / 3.3V
VDDSHV2
Yes
LVCMOS
PU/PD
PRG1_PRU1_GPI3
1
I
0
PRG1_RGMII2_RD3
2
I
0
RGMII2_RD3
4
I
0
GPIO0_68
7
IO
pad
GPMC0_A6
8
OZ
W12
Y12
PRG1_PRU1_GPO4
PADCONFIG:
PADCONFIG70
0x000F4118
PRG1_PRU1_GPO4
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8V / 3.3V
VDDSHV2
Yes
LVCMOS
PU/PD
PRG1_PRU1_GPI4
1
I
0
PRG1_RGMII2_RX_CTL
2
I
0
PRG1_PWM2_B2
3
IO
1
RGMII2_RX_CTL
4
I
0
RMII2_RX_ER
5
I
0
GPIO0_69
7
IO
pad
GPMC0_A7
8
OZ
AM2434, AM2432, AM2431
SPRSP65J – APRIL 2021 – REVISED JUNE 2026
www.ti.com
46
Submit Document Feedback
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: AM2434 AM2432 AM2431



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com