| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OPG2 bảng dữ liệu(PDF) 106 Page - ABB |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OPG2 bảng dữ liệu(HTML) 106 Page - ABB |
|
106 / 192 page ![]() Side operated switch-disconnectors OT160...800, base mounting, IEC — Manual switch-disconnectors OT160...4000 Dimensional drawings 51 2,01 180 7,09 A1 B1 C1 60 2,36 175 6,89 69 2,72 144 5,67 160 6,3 90 3,54 M5 3/16 107 4,22 13,5 0,53 65 2,56 6 0,24 23 0,91 204 8,04 116 4,57 65 2,56 B (OT600/800_) A (OT600/800_K) 39 1,54 173/118 6,81/4,65 62 2,44 110/4,23 130/5,12 8,16 207 145 5,71 9,85 250 56/133 2,20/5,24 76 2,99 5 0,20 45 1,77 5,5 0,22 M00147/OT600-800ES01_04 C OT600/630/800_, OT600/630/800_K [mm/in] ES01/US01 ES02/US02 ES03/US03 ES04/US04 A 211/8,31 276/10,87 341/13,43 406/16 B 186/7,33 251/9,89 316/12,45 381/15,01 A1 140/5,51 205/8,08 270/10,64 335/13,2 B1 158/6,22 223/8,79 288/11,34 353/13,91 C1 176/6,93 241/9,49 306/12,06 371/14,62 51 2,01 180 7,09 A1 B1 C1 60 2,36 175 6,89 69 2,72 144 5,67 160 6,3 90 3,54 M5 3/16 107 4,22 13,5 0,53 65 2,56 6 0,24 23 0,91 204 8,04 116 4,57 65 2,56 B (OT600/800_) A (OT600/800_K) 39 1,54 173/118 6,81/4,65 62 2,44 110/4,23 130/5,12 8,16 207 145 5,71 9,85 250 56/133 2,20/5,24 76 2,99 5 0,20 45 1,77 5,5 0,22 M00147/OT600-800ES01_04 C OT600/630/800_, OT600/630/800_K [mm/in] ES01/US01 ES02/US02 ES03/US03 ES04/US04 A 211/8,31 276/10,87 341/13,43 406/16 B 186/7,33 251/9,89 316/12,45 381/15,01 A1 140/5,51 205/8,08 270/10,64 335/13,2 B1 158/6,22 223/8,79 288/11,34 353/13,91 C1 176/6,93 241/9,49 306/12,06 371/14,62 OT630ES_ and OT800ES_ Main dimensions mm, inches OT600/630/800_, OT600/630/800_K [mm/in] ES01/US01 ES02/US02 ES03/US03 ES04/US04 A 211/8,31 276/10,87 341/13,43 406/16 B 186/7,33 251/9,89 316/12,45 381/15,01 A1 140/5,51 205/8,08 270/10,64 335/13,2 B1 158/6,22 223/8,79 288/11,34 353/13,91 C1 176/6,93 241/9,49 306/12,06 371/14,62 M00147/OT600-800ES01_04 C 106 ABB SWITCH-DISCONNECTORS – HIGH PERFORMANCE, COMPACT SOLUTION 106 ABB SWITCH-DISCONNECTORS – HIGH PERFORMANCE, COMPACT SOLUTION |