công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OPG2 bảng dữ liệu(PDF) 101 Page - ABB

tên linh kiện OPG2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switch-disconnectors High performance, compact solution
PDF  192 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABB [ABB]
Trang chủ  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB

OPG2 bảng dữ liệu(HTML) 101 Page - ABB

Back Button OPG2 Datasheet HTML 97Page - ABB OPG2 Datasheet HTML 98Page - ABB OPG2 Datasheet HTML 99Page - ABB OPG2 Datasheet HTML 100Page - ABB OPG2 Datasheet HTML 101Page - ABB OPG2 Datasheet HTML 102Page - ABB OPG2 Datasheet HTML 103Page - ABB OPG2 Datasheet HTML 104Page - ABB OPG2 Datasheet HTML 105Page - ABB Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 101 / 192 page
background image
—
Manual switch-disconnectors OT160...4000
Dimensional drawings
Front operated switch-disconnectors OT1000...4000, base mounting, IEC
A
B
116
42
132
100
3,94
5,2
1,65
4,57
mm
in
*)
*) N3 types
*)
*)
*)
50
1,97
A1
232
27
1,06
9,14
55
C1
176
2,17
6,93
B1
223
42
8,79
1,65
232
9,14
153
6,02
A1
223
8,79
B1
168
6,61
176
6,93
181
7,13
C1
210
8,27
A
B
M00137/ OT2000_2500E01-04 D
105
4,13
M8
5/16
M8
5/16
25
13,5/0,53
25
0,98
0,98
6
0,24
40
1,57
85
3,35
376,5
14,83
20
0,79
14
15
376
206
131,5
62,5
12
0,47
22
0,87
0,55
5,18
8,12
14,81
2,46 0,59
6
0,24
*)
167
6,57
167
6,57
251...380 (OXP12x280)
9,84...14,96
168/107,5
6,61/4,23
8
0,31
8
0,31
178
7,01
min 20
min 0,79
127
5
108
4,25
54
80
70
274
10,79
2,13
2,76
3,15
OT2000/2500E_
[mm/in]
01
02
03
04
11
12
13
22
03W4
04W4
03W8
04W8
A
126/4,96
126/4,96
126/4,96
126/4,96
126/4,96
126/4,96
140/5,51
140/5,51
185/7,28
185/7,28
B
220,5/8,68 346,5/13,64 472,5/18,60 598,5/23,56 346,5/13,64 472,5/18,60 598,5/23,56 598,5/23,56 500,5/19,70 640,5/25,22 590,5/23,25 775,5/30,53
A1
180/7,09
306/12,05
432/17,01
558/21,97
306/12,05
432/17,01
558/21,97
558/21,97
460/18,11
600/23,62
550/21,65
735/28,94
B1
210/8,27
336/13,23
462/18,19
588/23,15
336/13,23
462/18,19
588/23,15
588/23,15
490/19,29
630/24,80
580/22,83
765/30,12
C1
236/9,29
362/14,25
488/19,21
614/24,17
362/14,25
488/19,21
614/24,17
614/24,17
516/20,31
656/25,83
606/23,86
791/31,14
OT2000_P and OT2500_P
Main dimensions mm, inches
OT2000/2500E_
[mm/in] 01
02
03
04
11
12
13
22
03W4
04W4
03W8
04W8
A
126/4,96
126/4,96
126/4,96
126/4,96
126/4,96
126/4,96
140/5,51
140/5,51
185/7,28
185/7,28
B
220,5/8,68 346,5/13,64 472,5/18,60 598,5/23,56 346,5/13,64 472,5/18,60 598,5/23,56 598,5/23,56 500,5/19,70 640,5/25,22 590,5/23,25 775,5/30,53
A1
180/7,09
306/12,05
432/17,01
558/21,97
306/12,05
432/17,01
558/21,97
558/21,97
460/18,11
600/23,62
550/21,65
735/28,94
B1
210/8,27
336/13,23
462/18,19
588/23,15
336/13,23
462/18,19
588/23,15
588/23,15
490/19,29
630/24,80 580/22,83
765/30,12
C1
236/9,29
362/14,25
488/19,21
614/24,17
362/14,25
488/19,21
614/24,17
614/24,17
516/20,31
656/25,83
606/23,86 791/31,14
M00137/ OT2000_2500E01-04 D
ABB SWITCH-DISCONNECTORS – HIGH PERFORMANCE, COMPACT SOLUTION
101
ABB SWITCH-DISCONNECTORS – HIGH PERFORMANCE, COMPACT SOLUTION
101



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More