công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L6711TR bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L6711TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 Phase controller with dynamic VID and selectable DACs
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6711TR bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - STMicroelectronics

Back Button L6711TR Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics L6711TR Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics L6711TR Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics L6711TR Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics L6711TR Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics L6711TR Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics L6711TR Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics L6711TR Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics L6711TR Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 50 page
background image
TQFP48 Mechanical data & package dimensions
L6711
48/50
20
TQFP48 Mechanical data & package dimensions
Figure 25.
TQFP48 Mechanical data & package dimensions
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.20
0.047
A1
0.05
0.15
0.002
0.006
A2
0.95
1.00
1.05
0.037
0.039
0.041
b
0.17
0.22
0.27
0.006
0.008
0.010
c
0.09
0.20
0.004
0.008
D
8.80
9.00
9.20
0.346
0.354
0.362
D1
6.80
7.00
7.20
0.268
0.276
0.283
D2
2.00
4.25
0.079
0.167
D3
5.50
0.217
e
0.50
0.020
E
8.80
9.00
9.20
0.346
0.354
0.362
E1
6.80
7.00
7.20
0.268
0.276
0.283
E2
2.00
4.25
0.079
0.167
E3
5.50
0.217
e
0.50
0.019
L
0.45
0.60
0.75
0.018
0.024
0.030
L1
1.00
0.039
k
0˚(min.), 3.5˚(typ.), 7˚(max.)
ccc
0.08
0.0031
TQFP48 - EXPOSED PAD
Body: 7 x 7 x 1.0mm
7222746 B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com