công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

9DBL02X2 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 9DBL02X2
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 to 8-Output 3.3V PCIe Zero-Delay/Fanout Buffers
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

9DBL02X2 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Renesas Technology Corp

Back Button 9DBL02X2 Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp 9DBL02X2 Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp 9DBL02X2 Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp 9DBL02X2 Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp 9DBL02X2 Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp 9DBL02X2 Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp 9DBL02X2 Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp 9DBL02X2 Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp 9DBL02X2 Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 33 page
background image
R31DS0116EU0105 Rev.1.05
Page 21
Nov 5, 2025
9DBL02x2/9DBL04x2/9DBL06x1/9DBL08x1C Datasheet
Byte 4 is Reserved
Table 23. Byte 2: Slew Rate Control 0
Byte 2
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Function
Slew Rate Selection
Type
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
Device
Definition
0 = Slow Setting
1 = Fast Setting
See electrical characteristics for actual slew rates.
9DBL08xxC
Name
DIF7slew
DIF6slew
DIF5slew
DIF4slew
DIF3slew
DIF2slew
DIF1slew
DIF0slew
Default
1
1
1
1
1
1
1
1
9DBL06xxC
Name
DIF5slew
DIF4slew
Reserved
DIF3slew
DIF2slew
DIF1slew
Reserved
DIF0slew
Default
1
1
-
1
1
1
-
1
9DBL04xxC
Name
Reserved
DIF3slew
Reserved
DIF2slew
DIF1slew
Reserved
DIF0slew
Reserved
Default
-
1
-
1
1
-
1
-
9DBL02xxC
Name
Reserved
DIF1slew
DIF0slew
Reserved
Default
-
-
-
1
1
-
-
-
Table 24. Byte 3: ZDB Mode Frequency Select and Feedback Slew Rate Control
Byte 3
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
-
Function
-
-
Enable software (SW) selection of
ZDB frequency
ZDB Frequency
Select [1]
1. B3[5] must be set to a 1 for these bits to have any effect on the part.
-
-
Feedback Slew
Rate
-
Type
-
-
RW
RW
RW
-
-
RW
-
Definition
Reserved
0 = SW frequency select disabled
1 = SW frequency select enabled
00 = 100M
01 = 50M
10 = 125M
11= Reserved
Reserved
0 = Slow Setting
1 = Fast Setting
All
Devices
Name
-
-
FSelEn
FSel1
Fsel0
-
-
FBKslew
Default
1
1
0
0
0
1
1
1
Table 25. Byte 5: Revision ID/Vendor ID
Byte 5
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
-
Function
Revision ID
VENDOR ID
-
Type
R
R
R
R
R
R
R
R
All
Devices
Name
RID3
RID2
RID1
RID0
VID3
VID2
VID1
VID0
Default
C rev = 0010
0001 = IDT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com