công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XISO6442FDWR bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Texas Instruments

tên linh kiện XISO6442FDWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO644x General-Purpose, Basic and Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

XISO6442FDWR bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Texas Instruments

Back Button XISO6442FDWR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments XISO6442FDWR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments XISO6442FDWR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments XISO6442FDWR Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments XISO6442FDWR Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments XISO6442FDWR Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments XISO6442FDWR Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments XISO6442FDWR Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments XISO6442FDWR Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 56 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
B
7.6
7.4
NOTE 4
A
4.7
4.5
NOTE 3
1.27
0.40
14X 0.5
2X
3.5
16X 0.32
0.12
SEATING
PLANE
0.25
GAGE PLANE
0 -8
15 TYP
0.25
0.13 TYP
10.63
9.97 TYP
2.65 MAX
0.20
0.05
SSOP - 2.65 mm max height
DFP0016A
SMALL OUTLINE PACKAGE
4230287/A 11/2023
1
8
9
16
0.1
C A B
PIN 1 INDEX AREA
SEE DETAIL A
0.1 C
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
A 15
SCALE 1.800
DETAIL A
TYPICAL
www.ti.com
ISO6440, ISO6441, ISO6442
SLLSG01B – SEPTEMBER 2024 – REVISED NOVEMBER 2025
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
39
Product Folder Links: ISO6440 ISO6441 ISO6442



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com