công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISO6442FDFPRQ1 bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ISO6442FDFPRQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO644x-Q1 General-Purpose, Basic and Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ISO6442FDFPRQ1 bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - Texas Instruments

Back Button ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 44 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
TYP
10.63
9.97
2.65 MAX
14X 1.27
16X
0.51
0.31
2X
8.89
TYP
0.33
0.10
0 - 8
0.3
0.1
(1.4)
0.25
GAGE PLANE
1.27
0.40
A
NOTE 3
10.5
10.1
B
NOTE 4
7.6
7.4
4221009/B 07/2016
SOIC - 2.65 mm max height
DW0016B
SOIC
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-013.
1
16
0.25
C A
B
9
8
PIN 1 ID
AREA
SEATING PLANE
0.1 C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 1.500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com