công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISO6442FDFPRQ1 bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ISO6442FDFPRQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO644x-Q1 General-Purpose, Basic and Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ISO6442FDFPRQ1 bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Texas Instruments

Back Button ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments ISO6442FDFPRQ1 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 44 page
background image
6.19 Typical Characteristics
Data Rate (Mbps)
0
20
40
60
80
100
120
140
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
ICC1 at 2.5V
ICC1 at 3.3V
ICC1 at 5V
ICC2 at 2.5V
ICC2 at 3.3V
ICC2 at 5V
TA = 25°C
CL = 15pF
Figure 6-7. ISO6440-Q1 or ISO6440F-Q1 Supply
Current vs Data Rate (With 15pF Load)
Data Rate (Mbps)
0
20
40
60
80
100
120
140
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ICC1 at 2.5V
ICC1 at 3.3V
ICC1 at 5V
ICC2 at 2.5V
ICC2 at 3.3V
ICC2 at 5V
TA = 25°C
CL = No Load
Figure 6-8. ISO6440-Q1 or ISO6440F-Q1 Supply
Current vs Data Rate (With No Load)
Data Rate (Mbps)
0
20
40
60
80
100
120
140
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
ICC1 at 2.5V
ICC1 at 3.3V
ICC1 at 5V
ICC2 at 2.5V
ICC2 at 3.3V
ICC2 at 5V
TA = 25°C
CL = 15pF
Figure 6-9. ISO6441-Q1 or ISO6441F-Q1 Supply
Current vs Data Rate (With 15pF Load)
Data Rate (Mbps)
0
20
40
60
80
100
120
140
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ICC1 at 2.5V
ICC1 at 3.3V
ICC1 at 5V
ICC2 at 2.5V
ICC2 at 3.3V
ICC2 at 5V
TA = 25°C
CL = No Load
Figure 6-10. ISO6441-Q1 or ISO6441F-Q1 Supply
Current vs Data Rate (With No Load)
www.ti.com
ISO6440-Q1, ISO6441-Q1, ISO6442-Q1
SLLSG11 – APRIL 2026
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
23
Product Folder Links: ISO6440-Q1 ISO6441-Q1 ISO6442-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com