công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7343/G1C2-ASVA/MS bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

tên linh kiện 7343/G1C2-ASVA/MS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Specially designed for applications
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

7343/G1C2-ASVA/MS bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  7343/G1C2-ASVA/MS Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7343/G1C2-ASVA/MS Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7343/G1C2-ASVA/MS Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7343/G1C2-ASVA/MS Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7343/G1C2-ASVA/MS Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7343/G1C2-ASVA/MS Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7343/G1C2-ASVA/MS Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.
Technical Data Sheet
7343/G1C2-ASVA/MS
Everlight Electronics Co., Ltd.
http\\:www.everlight.com
Rev :1
Page: 4 of 7
Device Number : DLE-734-118
Prepared date:06-09-2006
Prepared : Grace shen
Rank Combination (IF=20mA)
Rank
S
T
U
V
Luminous Intensity
5650~7150
7150~9000
9000~11250
11250~14250
*Measurement Uncertainty of Luminous Intensity:
±15%
Unit: :mcd
Rank
0
1
2
3
Forward Voltage
2.8~3.0
3.0~3.2
3.2~3.4
3.4~3.6
*Measurement Uncertainty of Forward Voltage:
±0.1V
Unit:V
Rank
1
2
Dominant Wavelength
525~530
530~535
*Measurement Uncertainty of
Dominant Wavelength
±1.0nm
Unit:nm
*The quantity ratio of the ranks is decided by EVERLIGHT.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com