công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7343/G1C2-ASVA/MS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

tên linh kiện 7343/G1C2-ASVA/MS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Specially designed for applications
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

7343/G1C2-ASVA/MS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  7343/G1C2-ASVA/MS Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7343/G1C2-ASVA/MS Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7343/G1C2-ASVA/MS Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7343/G1C2-ASVA/MS Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7343/G1C2-ASVA/MS Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7343/G1C2-ASVA/MS Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7343/G1C2-ASVA/MS Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.
Technical Data Sheet
7343/G1C2-ASVA/MS
Everlight Electronics Co., Ltd.
http\\:www.everlight.com
Rev :1
Page: 3 of 7
Device Number : DLE-734-118
Prepared date:06-09-2006
Prepared : Grace shen
Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃
℃
℃
℃)
Parameter
Symbol
Rating
Units
Forward Current
IF
30
mA
Pulse Forward Current
*1
IFP
100
mA
Operating Temperature
Topr
-40 ~ +85
℃
Storage Temperature
Tstg
-40 ~ +100
℃
Electrostatic
Discharge
ESD
1K
V
Soldering Temperature
*2
Tsol
260 ±5
℃
Power Dissipation
Pd
120
mW
Reverse Voltage
VR
5
V
Notes: *1:IFP Conditions--Pulse Width≦10msec and Duty≦1/10.
*2:Soldering time≦5 seconds.
Electro-Optical Characteristics (Ta=25℃
℃
℃
℃)
Parameter
Symbol
Condition
Min.
Typ.
Max.
Units
Forward Voltage
VF
IF=20mA
2.8
3.2
3.6
V
Luminous Intensity
IV
IF=20mA
5650
9000
14250
mcd
Viewing Angle
2θ1/2
IF=20mA
--
25
--
deg
Peak Wavelength
λp
IF=20mA
--
518
--
nm
Dominant Wavelength
λd
IF=20mA
520
525
532
nm
Spectrum Radiation
Bandwidth
Δλ
IF=20mA
--
35
--
nm
Reverse Current
IR
VR=5V
--
--
50
μA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com