| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OMAP3530 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OMAP3530 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Texas Instruments |
|
17 / 230 page ![]() www.ti.com OMAP3530/25 Applications Processor SPRS507 – FEBRUARY 2008 Table 2-1. Ball Characteristics (CBB Pkg.)(1) (continued) BALL BALL PIN MODE TYPE BALL BALL RESET POWER [9] HYS BUFFER PULL IO BOTTOM TOP NAME [3] [4] [5] RESET RESET REL. [10] STRENGTH U/D CELL [13] [1] [2] STATE REL. MODE (mA) [11] TYPE [6] STATE [8] [12] [7] safe_mode 7 U3 NA gpmc_nbe1 0 O L L 7 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ LVCMOS PD gpio_61 4 IO safe_mode 7 H1 AB10 gpmc_nwp 0 O L 0 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ LVCMOS PD gpio_62 4 IO safe_mode 7 M8 AB12 gpmc_wait0 0 I H H 0 VDDS_ MEM Yes NA PU/ LVCMOS PD L8 AC10 gpmc_wait1 0 I H H 7 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ LVCMOS PD gpio_63 4 IO safe_mode 7 K8 NA gpmc_wait2 0 I H H 7 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ LVCMOS PD gpio_64 4 IO safe_mode 7 J8 NA gpmc_wait3 0 I H H 7 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ LVCMOS PD sys_ 1 I ndmareq1 gpio_65 4 IO safe_mode 7 D28 NA dss_pclk 0 O H H 7 VDDS Yes 4 PU/ LVCMOS PD gpio_66 4 IO safe_mode 7 D26 NA dss_hsync 0 O H H 7 VDDS Yes 4 PU/ LVCMOS PD gpio_67 4 IO safe_mode 7 D27 NA dss_vsync 0 O H H 7 VDDS Yes 4 PU/ LVCMOS PD gpio_68 4 IO safe_mode 7 E27 NA dss_acbias 0 O L L 7 VDDS Yes 8 PU/ LVCMOS PD gpio_69 4 IO safe_mode 7 AG22 NA dss_data0 0 IO L L 7 VDDS No 4 PU/ LVDS/ PD CMOS uart1_cts 2 I gpio_70 4 IO safe_mode 7 AH22 NA dss_data1 0 IO L L 7 VDDS No 4 PU/ LVDS/ PD CMOS uart1_rts 2 O gpio_71 4 IO safe_mode 7 AG23 NA dss_data2 0 IO L L 7 VDDS No 4 PU/ LVDS/ PD CMOS gpio_72 4 IO safe_mode 7 Submit Documentation Feedback TERMINAL DESCRIPTION 17 |