| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OMAP3530 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OMAP3530 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Texas Instruments |
|
39 / 230 page ![]() www.ti.com OMAP3530/25 Applications Processor SPRS507 – FEBRUARY 2008 Table 2-2. Ball Characteristics (CUS Pkg.)(1) (continued) BALL PIN MODE TYPE BALL BALL RESET POWER [9] HYS BUFFER PULL IO BOTTOM NAME [3] [4] [5] RESET RESET REL. [10] STRENGTH U/D CELL [13] [1] STATE REL. MODE (mA) [11] TYPE [6] STATE [8] [12] [7] safe_mode 7 H1 gpmc_a8 0 O H H 7 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_41 4 IO safe_mode 7 H2 gpmc_a9 0 O H H 7 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS sys_ 1 I ndmareq2 gpio_42 4 IO safe_mode 7 G2 gpmc_a10 0 O H H 7 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS sys_ 1 I ndmareq3 gpio_43 4 IO safe_mode 7 L2 gpmc_d0 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS M1 gpmc_d1 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS M2 gpmc_d2 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS N2 gpmc_d3 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS M3 gpmc_d4 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS P1 gpmc_d5 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS P2 gpmc_d6 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS R1 gpmc_d7 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS R2 gpmc_d8 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_44 4 IO safe_mode 7 T2 gpmc_d9 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_45 4 IO safe_mode 7 U1 gpmc_d10 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_46 4 IO safe_mode 7 R3 gpmc_d11 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_47 4 IO safe_mode 7 T3 gpmc_d12 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_48 4 IO safe_mode 7 U2 gpmc_d13 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_49 4 IO safe_mode 7 V1 gpmc_d14 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_50 4 IO safe_mode 7 V2 gpmc_d15 0 IO H H 0 VDDS_ MEM Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_51 4 IO Submit Documentation Feedback TERMINAL DESCRIPTION 39 |