công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCF85263A bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCF85263A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Tiny Real-Time Clock/calendar with alarm function, battery switch-over, time stamp input, and I2C-bus
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCF85263A bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCF85263A Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors PCF85263A Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors PCF85263A Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors PCF85263A Datasheet HTML 67Page - NXP Semiconductors PCF85263A Datasheet HTML 68Page - NXP Semiconductors PCF85263A Datasheet HTML 69Page - NXP Semiconductors PCF85263A Datasheet HTML 70Page - NXP Semiconductors PCF85263A Datasheet HTML 71Page - NXP Semiconductors PCF85263A Datasheet HTML 72Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 92 page
background image
NXP Semiconductors
PCF85263A
Tiny Real-Time Clock/calendar with alarm function, battery switch-over, time stamp input, and I2C-bus
aaa-010603
0
1
2
3
4
5
6
0
3
6
9
12
15
18
VDD (V)
IDD
IDD
(µA)
(µA)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
Tamb = 25 °C; fCLKOUT = 32 768 Hz.
1. 47 pF CLKOUT load.
2. 22 pF CLKOUT load.
3. 0 pF CLKOUT load.
aaa-010604
0
1
2
3
4
5
6
0
100
200
300
400
500
600
VDD (V)
IDD
IDD
(nA)
(nA)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
Tamb = 25 °C; CLKOUT disabled.
1. CL(itg) = 12.5 pF.
2. CL(itg) = 7 pF.
3. CL(itg) = 6 pF.
Figure 41. Typical IDD with respect to VDD
PCF85263A
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2021. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 5 — 1 February 2021
68 / 92



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com