công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP7N70F bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP7N70F
Giải thích chi tiết về linh kiện  700V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP7N70F bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP7N70F Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 8Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 9Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
AP7N70FIPIF
700V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP7N70F/P/T REV1.0
永源微電子科技有限公司
Package Mechanical Data:TO-263C-3L
Symbol
Dim in mm
Min
Typ
Max
A
4.37
4.57
4.77
A1
0
0.25
A2
1.22
1.27
1.42
A3
2.49
2.69
2.89
b
0.7
0.81
0.96
b1
1.17
1.27
1.47
c
0.3
0.38
0.53
D
9.86
10.16
10.36
D1
8.4REF
D2
7.073REF
E
8.5
8.7
8.9
E1
1.07
1.27
1.47
e
2.54BSC
L
17.7
15.1
15.5
L1
1.4
1.55
1.7
L2
2
2.3
2.6
H
6
6.5
6.85
Q
2.6
2.8
3
ϕ
3.4
3.6
3.8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com