công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP7N70F bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP7N70F
Giải thích chi tiết về linh kiện  700V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP7N70F bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP7N70F Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 8Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N70F Datasheet HTML 9Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
AP7N70FIPIF
700V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP7N70F/P/T REV1.0
永源微電子科技有限公司
Description
The AP7N70F/P/T is silicon N-channel Enhanced
VDMOSFETs, is obtained by the self-aligned planar Technology
which reduce the conduction loss, improve switching
performance and enhance the avalanche energy. The transistor
can be used in various power switching circuit for system
miniaturization and higher efficiency.
General Features
VDS = 700V ID =7A
RDS(ON) < 1.6Ω @ VGS=10V (Type:1.3Ω)
Application
Uninterruptible Power Supply(UPS)
LED
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP7N70F
TO-220F-3L
AP7N70F XXX YYYY
1000
AP7N70P
TO-220-3L
AP7N70P XXX YYYY
1000
AP7N70T
TO-263-3L
AP7N70T XXX YYYY
800
Absolute Maximum Ratings (TC=25℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Unit
VDSS
Drain-Source Voltage (VGS = 0V)
700
V
ID
Continuous Drain Current
7
A
IDM
Pulsed Drain Current
(note1)
24
A
VGS
Gate-Source Voltage
±30
V
EAS
Single Pulse Avalanche Energy (note2)
281
mJ
PD
Power Dissipation (TC = 25ºC)
104
W
TJ, Tstg
Operating Junction and Storage Temperature Range
-55~+150
ºC
RthJC
Thermal Resistance, Junction-to-Case
1.2
ºC/W
RthJA
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
62.5
ºC/W


Số phần tương tự - AP7N70F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP7N70D-C APME-AP7N70D-C Datasheet
925Kb / 7P
700V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
More results

Mô tả tương tự - AP7N70F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
PJF2N70 PANJIT-PJF2N70 Datasheet
295Kb / 6P
700V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
HY ELECTRONIC CORP.
HY2N70D HY-HY2N70D Datasheet
155Kb / 4P
700V / 2A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY2N70T HY-HY2N70T Datasheet
152Kb / 4P
700V / 2A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY8N70T HY-HY8N70T Datasheet
150Kb / 4P
700V / 8A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMJ7N70SK3 DIODES-DMJ7N70SK3_15 Datasheet
288Kb / 6P
700V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 3
DMJ7N70SK3 DIODES-DMJ7N70SK3_17 Datasheet
417Kb / 7P
700V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 5
DMJ70H601SK3 DIODES-DMJ70H601SK3 Datasheet
339Kb / 7P
700V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 3
DMJ70H600HCT DIODES-DMJ70H600HCT Datasheet
756Kb / 7P
700V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev. 2 - 3 November 2022
DMJ70H600HCTI DIODES-DMJ70H600HCTI Datasheet
791Kb / 7P
700V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev. 2 - 3 November 2022
DMJ70H600HK3 DIODES-DMJ70H600HK3 Datasheet
612Kb / 7P
700V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev. 4 - 3 November 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com