công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LFXXAB bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LFXXAB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Very low drop voltage regulators with inhibit
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LFXXAB bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - STMicroelectronics

Back Button LFXXAB Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 49 page
background image
Package mechanical data
LFxxAB - LFxxC
42/49
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L93.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
TO-220 mechanical data
P011C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49