công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LFXXAB bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LFXXAB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Very low drop voltage regulators with inhibit
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LFXXAB bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - STMicroelectronics

Back Button LFXXAB Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics LFXXAB Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 49 page
background image
LFxxAB - LFxxC
Package mechanical data
41/49
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A4.8
0.189
C1.37
0.054
D
2.4
2.8
0.094
0.110
D1
1.2
1.35
0.047
0.053
E0.35
0.55
0.014
0.022
F0.8
1.05
0.031
0.041
F1
1
1.4
0.039
0.055
G
3.2
3.4
3.6
0.126
0.134
0.142
G1
6.6
6.8
7
0.260
0.268
0.276
H2
10.4
0.409
H3
10.05
10.4
0.396
0.409
L
17.85
0.703
L1
15.75
0.620
L2
21.4
0.843
L3
22.5
0.886
L5
2.6
3
0.102
0.118
L6
15.1
15.8
0.594
0.622
L7
6
6.6
0.236
0.260
M
4.5
0.177
M1
4
0.157
Dia1
3.65
3.85
0.144
0.152
PENTAWATT (Vertical) mechanical data
P010E



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49