công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8309VMADDC bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC8309VMADDC
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC II Pro Integrated Communications Processor Family Hardware Specifications
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC8309VMADDC bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC8309VMADDC Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors MPC8309VMADDC Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors MPC8309VMADDC Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors MPC8309VMADDC Datasheet HTML 48Page - NXP Semiconductors MPC8309VMADDC Datasheet HTML 49Page - NXP Semiconductors MPC8309VMADDC Datasheet HTML 50Page - NXP Semiconductors MPC8309VMADDC Datasheet HTML 51Page - NXP Semiconductors MPC8309VMADDC Datasheet HTML 52Page - NXP Semiconductors MPC8309VMADDC Datasheet HTML 53Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 81 page
background image
MPC8309 PowerQUICC II Pro Integrated Communications Processor Family Hardware Specifications, Rev. 3
Freescale Semiconductor
49
JTAG
21.2
JTAG AC Electrical Characteristics
This section describes the AC electrical specifications for the IEEE Std. 1149.1 (JTAG) interface of the
MPC8309. The following table provides the JTAG AC timing specifications as defined in Figure 40
through Figure 43.
Input high voltage
VIH
—2.0
OVDD +0.3
V
Input low voltage
VIL
—–0.3
0.8
V
Input current
IIN
0 V
 VIN  OVDD
—±5
A
Table 54. JTAG AC Timing Specifications (Independent of SYS_CLK_IN)1
At recommended operating conditions (see Table 2).
Parameter
Symbol2
Min
Max
Unit
Notes
JTAG external clock frequency of operation
fJTG
033.3
MHz
—
JTAG external clock cycle time
t JTG
30
—
ns
—
JTAG external clock pulse width measured at 1.4 V
tJTKHKL
11
—
ns
—
JTAG external clock rise and fall times
tJTGR, tJTGF
02
ns
—
TRST assert time
tTRST
25
—
ns
3
Input setup times:
Boundary-scan data
TMS, TDI
tJTDVKH
tJTIVKH
4
4
—
—
ns
4
Input hold times:
Boundary-scan data
TMS, TDI
tJTDXKH
tJTIXKH
10
10
—
—
ns
4
Valid times:
Boundary-scan data
TDO
tJTKLDV
tJTKLOV
2
2
15
15
ns
5
Table 53. JTAG Interface DC Electrical Characteristics (continued)
Characteristic
Symbol
Condition
Min
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com