công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6220D301PR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6220D301PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A LDO Voltage Regulator with “Green Operation”
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6220D301PR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6220D301PR Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 26 page
background image
8/26
XC6220 Series
●
Voltage Chart 2
SYMBOL
E-0
E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
NOMINAL
OUTPUT
VOLTAGE
(V)
OUTPUT
VOLTAGE
(HS Mode)
(V)
OUTPUT
VOLTAGE
(PS Mode)
(V)
DROPOUT
VOLTAGE 1
Vdif 1 (mV)
IOUT=300mA
DROPOUT
VOLTAGE 2
Vdif 2 (mV)
IOUT=1000mA
SUPPLY
CURRENT 1
(XC6220C/D)
(μA)
SUPPLY
CURRENT 2
(XC6220C/D)
(μA)
PS
SWITCH
DELAY
TIME
(μs)
VOUT(T)
VOUT
VOUT
Vdif1
Vdif2
ISS1
ISS2
tDPS
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
TYP.
MAX.
MAX.
MAX.
MAX.
MAX.
3.00
2.9700
3.0300
2.9400
3.0600
60
95
655
118.000
28.000
1200
3.05
3.0195
3.0805
2.9890
3.1110
118.125
28.125
3.10
3.0690
3.1310
3.0380
3.1620
118.250
28.250
3.15
3.1185
3.1815
3.0870
3.2130
118.375
28.375
3.20
3.1680
3.2320
3.1360
3.2640
118.500
28.500
3.25
3.2175
3.2825
3.1850
3.3150
118.625
28.625
3.30
3.2670
3.3330
3.2340
3.3660
118.750
28.750
3.35
3.3165
3.3835
3.2830
3.4170
118.875
28.875
3.40
3.3660
3.4340
3.3320
3.4680
119.000
29.000
3.45
3.4155
3.4845
3.3810
3.5190
119.125
29.125
3.50
3.4650
3.5350
3.4300
3.5700
119.250
29.250
3.55
3.5145
3.5855
3.4790
3.6210
119.375
29.375
3.60
3.5640
3.6360
3.5280
3.6720
119.500
29.500
3.65
3.6135
3.6865
3.5770
3.7230
119.625
29.625
3.70
3.6630
3.7370
3.6260
3.7740
119.750
29.750
3.75
3.7125
3.7875
3.6750
3.8250
119.875
29.875
3.80
3.7620
3.8380
3.7240
3.8760
120.000
30.000
3.85
3.8115
3.8885
3.7730
3.9270
120.125
30.125
3.90
3.8610
3.9390
3.8220
3.9780
120.250
30.250
3.95
3.9105
3.9895
3.8710
4.0290
120.375
30.375
4.00
3.9600
4.0400
3.9200
4.0800
120.500
30.500
4.05
4.0095
4.0905
3.9690
4.1310
53
85
120.625
30.625
1450
4.10
4.0590
4.1410
4.0180
4.1820
120.750
30.750
4.15
4.1085
4.1915
4.0670
4.2330
120.875
30.875
4.20
4.1580
4.2420
4.1160
4.2840
121.000
31.000
4.25
4.2075
4.2925
4.1650
4.3350
121.125
31.125
4.30
4.2570
4.3430
4.2140
4.3860
121.250
31.250
4.35
4.3065
4.3935
4.2630
4.4370
121.375
31.375
4.40
4.3560
4.4440
4.3120
4.4880
121.500
31.500
4.45
4.4055
4.4945
4.3610
4.5390
121.625
31.625
4.50
4.4550
4.5450
4.4100
4.5900
121.750
31.750
4.55
4.5045
4.5955
4.4590
4.6410
121.875
31.875
4.60
4.5540
4.6460
4.5080
4.6920
122.000
32.000
4.65
4.6035
4.6965
4.5570
4.7430
122.125
32.125
4.70
4.6530
4.7470
4.6060
4.7940
122.250
32.250
4.75
4.7025
4.7975
4.6550
4.8450
122.375
32.375
4.80
4.7520
4.8480
4.7040
4.8960
122.500
32.500
4.85
4.8015
4.8985
4.7530
4.9470
122.625
32.625
4.90
4.8510
4.9490
4.8020
4.9980
122.750
32.750
4.95
4.9005
4.9995
4.8510
5.0490
122.875
32.875
5.00
4.9500
5.0500
4.9000
5.1000
123.000
33.000
■
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Continued)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com