công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6201P142PR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6201P142PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive Voltage Regulators
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6201P142PR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Torex Semiconductor

  XC6201P142PR Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 27 page
background image
3/27
XC6201
Series
PIN NUMBER
PIN NAME
FUNCTION
SOT-25
SOT-89
USP-6B
5
1
3
VOUT
Output
2
2
5
VSS
Ground
1
3
1
VIN
Power Input
3, 4
-
2,4,6
NC
No Connection
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNITS
Input Voltage
VIN
12.0
V
Output Current
IOUT
500
mA
Output Voltage
VOUT
VSS-0.3~VIN+0.3
V
Power
Dissipation
SOT-25
Pd
250
mW
SOT-89
500
USP-6B
120
Operating Temperature
Topr
-40~+85
℃
Storage Temperature
Tstg
-55~+125
℃
■
PIN CONFIGURATION
■
PIN ASSIGNMENT
*The dissipation pad for the USP-6B
package should be solder-plated in
recommended mount pattern and
metal masking so as to enhance
mounting strength and heat release.
If the pad needs to be connected to
other pins, it should be connected to
the VSS (No.5) pin.
NC
VSS
NC
VIN
NC
VOUT
■
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Ta = 25℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com