công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6201P142PR bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6201P142PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive Voltage Regulators
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6201P142PR bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6201P142PR Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 23Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 24Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 25Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 26Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 27Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 27 page
background image
23/27
XC6201
Series
● SOT-89 Power Dissipation
Power dissipation data for the SOT-89 is shown in this page.
The value of power dissipation varies with the mount board conditions.
Please use this data as the reference data taken in the following condition.
1. Measurement Condition
Condition: Mount on a board
Ambient: Natural convection
Soldering: Lead (Pb) free
Board: Dimensions 40 x 40 mm
(1600 mm2 in one side)
Copper (Cu) traces occupy 50% of the board
area In top and back faces
Package heat-sink is tied to the copper traces
Material: Glass Epoxy (FR-4)
Thickness: 1.6mm
Through-hole: 5 x 0.8 Diameter
Evaluation Board (Unit:mm)
2.Power Dissipation vs. Ambient Temperature
Board Mount (Tj max = 125℃)
Ambient Temperature(℃)
Power Dissipation Pd(mW)
Thermal Resistance (℃/W)
25
1000
100.00
85
400
0
200
400
600
800
1000
1200
25
45
65
85
105
125
Ambient Temperature Ta (℃)
Pd vs Ta



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com