công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M58WT064KB bảng dữ liệu(PDF) 104 Page - Numonyx B.V

tên linh kiện M58WT064KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  32- and 64-Mbit (횞16, multiple bank, burst) 1.8 V core, 3.0 V I/O supply Flash memories
PDF  117 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUMONYX [Numonyx B.V]
Trang chủ  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M58WT064KB bảng dữ liệu(HTML) 104 Page - Numonyx B.V

Back Button M58WT064KB Datasheet HTML 100Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 101Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 102Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 103Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 104Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 105Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 106Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 107Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 108Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 104 / 117 page
background image
Flowcharts and pseudo codes
M58WTxxxKT, M58WTxxxKB
104/117
Figure 25.
Erase suspend and resume flowchart and pseudo code
1.
The Read Status Register command (Write 70h) can be issued just before or just after the Erase Resume command.
Write 70h
AI10116d
Read Status
Register
YES
NO
SR7 = 1
YES
NO
SR6 = 1
Erase Continues with
Bank in Read Status
Register Mode
Write D0h
Read data from another block,
Program,
Set Configuration Register
or
Block Lock/Unlock/Lock-Down
Start
Write B0h
Erase Complete
Write FFh
Read Data
Write FFh
erase_suspend_command ( ) {
writeToFlash (bank_address, 0xB0) ;
writeToFlash (bank_address, 0x70) ;
/* read status register to check if
erase has already completed */
do {
status_register=readFlash (bank_address) ;
/* E or G must be toggled*/
} while (status_register.SR7== 0) ;
if (status_register.SR6==0) /*erase completed */
{ writeToFlash (bank_address, 0xFF) ;
read_data ( ) ;
/*The device returns to Read Array
(as if program/erase suspend was not issued).*/
}
else
{ writeToFlash (bank_address, 0xFF) ;
read_program_data ( );
/*read or program data from another block*/
writeToFlash (bank_address, 0xD0) ;
/*write 0xD0 to resume erase*/
writeToFlash (bank_address, 0x70) ;
/*read status register to check if erase has completed */
}
}
Write 70h(1)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com