công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M58WT064KB bảng dữ liệu(PDF) 99 Page - Numonyx B.V

tên linh kiện M58WT064KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  32- and 64-Mbit (횞16, multiple bank, burst) 1.8 V core, 3.0 V I/O supply Flash memories
PDF  117 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUMONYX [Numonyx B.V]
Trang chủ  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M58WT064KB bảng dữ liệu(HTML) 99 Page - Numonyx B.V

Back Button M58WT064KB Datasheet HTML 95Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 96Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 97Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 98Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 99Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 100Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 101Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 102Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 103Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 117 page
background image
M58WTxxxKT, M58WTxxxKB
Flowcharts and pseudo codes
99/117
Appendix C
Flowcharts and pseudo codes
Figure 20.
Program flowchart and pseudo code
1.
Status check of SR1 (Protected Block), SR3 (VPP Invalid) and SR4 (Program Error) can be made after each program
operation or after a sequence.
2.
If an error is found, the Status Register must be cleared before further Program/Erase Controller operations.
3.
Any address within the bank can equally be used.
Write 40h or 10h (3)
AI06170b
Start
Write Address
& Data
Read Status
Register (3)
YES
NO
SR7 = 1
YES
NO
SR3 = 0
NO
SR4 = 0
VPP Invalid
Error (1, 2)
Program
Error (1, 2)
program_command (addressToProgram, dataToProgram) {:
"
writeToFlash (addressToProgram, 0x40);
/*writeToFlash (addressToProgram, 0x10);*/
/*see note (3)*/
"
do {
status_register=readFlash (addressToProgram);
"see note (3)";
/* E or G must be toggled*/
} while (status_register.SR7== 0) ;
if (status_register.SR3==1) /*VPP invalid error */
error_handler ( ) ;
YES
End
YES
NO
SR1 = 0
Program to Protected
Block Error (1, 2)
writeToFlash (addressToProgram, dataToProgram) ;
/*Memory enters read status state after
the Program Command*/
if (status_register.SR4==1) /*program error */
error_handler ( ) ;
if (status_register.SR1==1) /*program to protect block error */
error_handler ( ) ;
}



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com