công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M58LR128KB705 bảng dữ liệu(PDF) 89 Page - Numonyx B.V

tên linh kiện M58LR128KB705
Giải thích chi tiết về linh kiện  128 or 256 Mbit (횞16, multiple bank, multilevel interface, burst) 1.8 V supply Flash memories
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUMONYX [Numonyx B.V]
Trang chủ  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M58LR128KB705 bảng dữ liệu(HTML) 89 Page - Numonyx B.V

Back Button M58LR128KB705 Datasheet HTML 85Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 86Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 87Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 88Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 89Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 90Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 91Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 92Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 93Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 89 / 110 page
background image
M58LR128KT, M58LR128KB, M58LR256KT, M58LR256KB
Common Flash interface
89/111
Table 51.
Bank and erase block region 2 information
Flash memory (top)
Flash memory (bottom)
Description
Offset(1)
Data
Offset(1)
Data
(P+32)h = 13Ch
01h
(P+3A)h = 144h
0Fh
Number of identical banks within Bank Region
2
(P+33)h = 13Dh
00h
(P+3B)h = 145h
00h
(P+34)h = 13Eh
11h
(P+3C)h = 146h
11h
Number of program or erase operations
allowed in Bank Region 2:
Bits 0-3: Number of simultaneous program
operations
Bits 4-7: Number of simultaneous erase
operations
(P+35)h = 13Fh
00h
(P+3D)h = 147h
00h
Number of program or erase operations
allowed in other banks while a bank in this
region is programming
Bits 0-3: Number of simultaneous program
operations
Bits 4-7: Number of simultaneous erase
operations
(P+36)h = 140h
00h
(P+3E)h = 148h
00h
Number of program or erase operations
allowed in other banks while a bank in this
region is erasing
Bits 0-3: Number of simultaneous program
operations
Bits 4-7: Number of simultaneous erase
operations
(P+37)h = 141h
02h
(P+3F)h = 149h
01h
Types of erase block regions in Bank Region 2
n = number of erase block regions with
contiguous same-size erase blocks.
Symmetrically blocked banks have one
blocking region.(2)
(P+38)h = 142h
06h(3)
0Eh(4)
(P+40)h = 14Ah
07h(3)
0Fh(4)
Bank Region 2 Erase Block Type 1 Information
Bits 0-15: n+1 = number of identical-sized
erase blocks
Bits 16-31: n×256 = number of bytes in erase
block region
(P+39)h = 143h
00h
(P+41)h = 14Bh
00h
(P+3A)h = 144h
00h
(P+42)h = 14Ch
00h
(P+3B)h = 145h
02h
(P+43)h = 14Dh
02h
(P+3C)h = 146h
64h
(P+44)h = 14Eh
64h
Bank Region 2 (Erase Block Type 1)
Minimum block erase cycles × 1000
(P+3D)h = 147h
00h
(P+45)h = 14Fh
00h
(P+3E)h = 148h
01h
(P+46)h = 150h
01h
Bank Region 2 (Erase Block Type 1): BIts per
cell, internal ECC
Bits 0-3: bits per cell in erase region
Bit 4: reserved for “internal ECC used”
BIts 5-7: reserved



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com