công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M58LR128KB705 bảng dữ liệu(PDF) 83 Page - Numonyx B.V

tên linh kiện M58LR128KB705
Giải thích chi tiết về linh kiện  128 or 256 Mbit (횞16, multiple bank, multilevel interface, burst) 1.8 V supply Flash memories
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUMONYX [Numonyx B.V]
Trang chủ  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M58LR128KB705 bảng dữ liệu(HTML) 83 Page - Numonyx B.V

Back Button M58LR128KB705 Datasheet HTML 79Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 80Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 81Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 82Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 83Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 84Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 85Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 86Page - Numonyx B.V M58LR128KB705 Datasheet HTML 87Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 83 / 110 page
background image
M58LR128KT, M58LR128KB, M58LR256KT, M58LR256KB
Common Flash interface
83/111
Table 44.
CFI query system interface information
Offset
Data
Description
Value
01Bh
0017h
VDD Logic Supply Minimum Program/Erase or Write voltage
bit 7 to 4 BCD value in volts
bit 3 to 0 BCD value in 100 millivolts
1.7V
01Ch
0020h
VDD Logic Supply Maximum Program/Erase or Write voltage
bit 7 to 4 BCD value in volts
bit 3 to 0 BCD value in 100 millivolts
2V
01Dh
0085h
VPP [Programming] Supply Minimum Program/Erase voltage
bit 7 to 4 HEX value in volts
bit 3 to 0 BCD value in 100 millivolts
8.5V
01Eh
0095h
VPP [Programming] Supply Maximum Program/Erase voltage
bit 7 to 4 HEX value in volts
bit 3 to 0 BCD value in 100 millivolts
9.5V
01Fh
0004h
Typical time-out per single byte/word program = 2n µs
16µs
020h
0009h
Typical time-out for Buffer Program = 2n µs
512µs
021h
000Ah
Typical time-out per individual block erase = 2n ms
1s
022h
0000h
Typical time-out for full chip erase = 2n ms
NA
023h
0004h
Maximum time-out for word program = 2n times typical
256µs
024h
0004h
Maximum time-out for Buffer Program = 2n times typical
8192µs
025h
0002h
Maximum time-out per individual block erase = 2n times typical
4s
026h
0000h
Maximum time-out for chip erase = 2n times typical
NA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com