công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7140SA/LA bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 7140SA/LA
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH SPEED 1K X 8 DUAL-PORT STATIC SRAM
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

7140SA/LA bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Renesas Technology Corp

Back Button 7140SA/LA Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 23 page
background image
17
7130SA/LA and 7140SA/LA
High-Speed 1K x 8 Dual-Port Static SRAM
Military, Industrial and Commercial Temperature Ranges
Jul.12.21
tINS
ADDR'A'
INT'B'
INTERRUPT ADDRESS
tWC
tAS
R/
W'A'
tWR
2689 drw 16
(3)
(3)
(2)
(4)
INT
Set:
Timing Waveform of Interrupt Mode(1)
NOTES:.
1. All timing is the same for left and right ports. Port “A” may be either left or right port. Port “B” is the opposite from port “A”.
2. See Interrupt Truth Table II.
3. Timing depends on which enable signal (CE or R/W) is asserted last.
4. Timing depends on which enable signal (CE or R/W) is de-asserted first.
INT
Clear:
AC Electrical characteristics Over the
Operating Temperature and Supply Voltage Range(1)
NOTES:
1. 'X' in part numbers indicates power rating (SA or LA).
7130X55
7140X55
Com'l, Ind
& Military
7130X100
7140X100
Com'l, Ind
& Military
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Min.
Max.
Unit
INTERRUPT TIMING
tAS
Address Set-up Time
0
____
0
____
ns
tWR
Write Recovery Time
0
____
0
____
ns
tINS
Interrupt Set Time
____
45
____
60
ns
tINR
Interrupt Reset Time
____
45
____
60
ns
2689 tbl 12b
tRC
INTERRUPT CLEAR ADDRESS
ADDR'B'
OE'B'
tINR
INT'A'
2689 drw 17
tAS
(3)
(3)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com