công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7140SA/LA bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 7140SA/LA
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH SPEED 1K X 8 DUAL-PORT STATIC SRAM
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

7140SA/LA bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  7140SA/LA Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 7140SA/LA Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 23 page
background image
5
7130SA/LA and 7140SA/LA
High-Speed 1K x 8 Dual-Port Static SRAM
Military, Industrial and Commercial Temperature Ranges
Jul.12.21
Pin Configurations(1,2,3) (con't.)
NOTES:
1. All VCC pins must be connected to power supply.
2. All GND pins must be connected to ground supply.
3. PPG64 package body is approximately 10 mm x 10 mm x 1.4mm.
PNG64 package body is approximately 14mm x 14mm x 1.4mm.
4. Thispackagecodeisusedtoreferencethepackagediagram
7130/40
PPG64(4)
PNG64(4)
8 9 10 11 1213 14 1516
1 2 3 4 5 6 7
46 4544 43 42 4140 39 383736 35 34
47
48
33
2689 drw 05
17
18
19
20
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
49
50
51
52
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
64
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
GND
N/C
N/C
GND
N/C
R/
WR
CER
VCC
VCC
BUSYL
INTL
I/O3L
I/O4L
I/O5L
I/O6L
I/O7L
I/O0R
I/O1R
I/O2R
I/O3R
I/O4R
I/O5R
R/
WL
CEL
BUSYR
INTR
64-Pin STQFP
64-Pin TQFP
Top View
aa



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com