công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M3G150-IF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ebm-papst

tên linh kiện M3G150-IF
Giải thích chi tiết về linh kiện  EC centrifugal module - RadiPac
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EBMPAPST [ebm-papst]
Trang chủ  http://www.ebmpapst.com
Logo EBMPAPST - ebm-papst

M3G150-IF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ebm-papst

  M3G150-IF Datasheet HTML 1Page - ebm-papst M3G150-IF Datasheet HTML 2Page - ebm-papst M3G150-IF Datasheet HTML 3Page - ebm-papst M3G150-IF Datasheet HTML 4Page - ebm-papst M3G150-IF Datasheet HTML 5Page - ebm-papst M3G150-IF Datasheet HTML 6Page - ebm-papst M3G150-IF Datasheet HTML 7Page - ebm-papst  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
EC centrifugal module - RadiPac
backward curved, single inlet
with support bracket
K3G450-PB24-05
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen
Phone +49 7938 81-0
Fax +49 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com
Limited partnership · Headquarters Mulfingen
County court Stuttgart · HRA 590344
General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen
County court Stuttgart · HRB 590142
Nominal data
Type
K3G450-PB24-05
Motor
M3G150-IF
Phase
3~
Nominal voltage
VAC
400
Nominal voltage range
VAC
380 .. 480
Frequency
Hz
50/60
Type of data definition
ml
Speed (rpm)
min-1
2600
Power input
W
5250
Current draw
A
8
Min. ambient temperature
°C
-25
Max. ambient temperature
°C
50
ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Running at free air · cs = Customer specs · cu = Customer unit
Subject to alterations
Data in accordance with ecodesign regulation EU 327/2011
Actual
Request 2015
01 Overall efficiency ηes
%
69.2
59
02 Measurement category
A
03 Efficiency category
Static
04 Efficiency grade N
72.2
62
05 Variable speed drive
Yes
Data definition with optimum efficiency.
The ErP data is determined using a motor-impeller combination in a standardised measurement configuration.
09 Power input Ped
kW
5.22
09 Air flow qv
m³/h
7865
09 Pressure increase pfs
Pa
1606
10 Speed (rpm) n
min-1
2620
11 Specific ratio*
1.02
* Specific ratio = 1 + p
fs / 100 000 Pa
LU-176459
Item no. 55166-5-9980 · ENG · Revision 202515 · Release 2019-03-27 · Page 1 / 7
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com


Số phần tương tự - M3G150-IF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
M3G1 ETC1-M3G1 Datasheet
179Kb / 2P
MEDIUM CURRENT SILICON RECTIFIERS
logo
ebm-papst
M3G112-EA EBMPAPST-M3G112-EA Datasheet
949Kb / 5P
EC centrifugal fan - RadiPac
M3G112-EA EBMPAPST-M3G112-EA Datasheet
1Mb / 6P
EC centrifugal fan - RadiPac
M3G112-GA EBMPAPST-M3G112-GA Datasheet
1Mb / 6P
EC centrifugal fan - RadiPac
logo
International Rectifier
M3G120 IRF-M3G120 Datasheet
161Kb / 9P
120V Input, Single/Dual Output
More results

Mô tả tương tự - M3G150-IF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ebm-papst
R3G190-RD EBMPAPST-R3G190-RD Datasheet
673Kb / 2P
EC centrifugal fans - RadiCal
R3G225-RE EBMPAPST-R3G225-RE Datasheet
671Kb / 2P
EC centrifugal fans - RadiCal
R3G310-AX52-90 EBMPAPST-R3G310-AX52-90 Datasheet
949Kb / 5P
EC centrifugal fan - RadiPac
R3G310-AX54-21 EBMPAPST-R3G310-AX54-21 Datasheet
1Mb / 6P
EC centrifugal fan - RadiPac
R3G310-AY73-13 EBMPAPST-R3G310-AY73-13 Datasheet
1Mb / 2P
EC centrifugal fans - RadiPac
R3G310-AZ88-03 EBMPAPST-R3G310-AZ88-03 Datasheet
1Mb / 2P
EC centrifugal fans - RadiPac
R3G310-BB49-03 EBMPAPST-R3G310-BB49-03 Datasheet
1Mb / 6P
EC centrifugal fan - RadiPac
R3G500-AG34-63F EBMPAPST-R3G500-AG34-63F Datasheet
1Mb / 2P
EC centrifugal fans
R3G560-AH29-66F EBMPAPST-R3G560-AH29-66F Datasheet
1Mb / 2P
EC centrifugal fans
R3G630-AB30-63F EBMPAPST-R3G630-AB30-63F Datasheet
1Mb / 2P
EC centrifugal fans
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com