| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VS6624P0LP bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VS6624P0LP bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - STMicroelectronics |
|
57 / 106 page ![]() VL6624/VS6624 Register map 57/106 0x0425(MSB) 0x0426(LSB) uwManualCropHorizontalSize1 Default value 0x00 Purpose Set the cropping H size Type UINT16 0x0429(MSB) 0x042a(LSB) uwManualCropVerticalStart1 Default value 0x00 Purpose Set the cropping Vstart address Type UINT16 0x042d(MSB) 0x042e(LSB) uwManualCropVerticalSize1 Default value 0x00 Purpose Set the cropping Vsize Type UINT16 0x0430 bImageFormat1(2) Default value <0> ImageFormat_YCbCr_JFIF Purpose select required output image format. Type CODED Possible values <0> ImageFormat_YCbCr_JFIF <1> ImageFormat_YCbCr_Rec601 <2> ImageFormat_YCbCr_Custom - to use custom output select required RgbToYuvOutputSignalRange from 'PipeSetupBank' page. <3> ImageFormat_YCbCr_400 <4> ImageFormat_RGB_565 <5> ImageFormat_RGB_565_Custom - to use custom output select required RgbToYuvOutputSignalRange from 'PipeSetupBank' page. <6> ImageFormat_RGB_444 <7> ImageFormat_RGB_444_Custom - to use custom output select required RgbToYuvOutputSignalRange from 'PipeSetupBank' page. <9> ImageFormat_Bayer10ThroughVP <10> ImageFormat_Bayer8CompThroughVP-- to compress bayer data to 8 bits data <11> ImageFormat_Bayer8TranThroughVP-- to truncate bayer data to 8 bits data 0x0432 bBayerOutputAlignment1 Default value <4> BayerOutputAlignment_RightShifted Purpose set bayer output alignment Type CODED Possible values <4> BayerOutputAlignment_RightShifted <5> BayerOutputAlignment_LeftShifted Table 14. Pipe setup bank1 Index PipeSetupBank1(1) |