công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI6LC48H02QLIEX bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện PI6LC48H02QLIEX
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCIe® 3.0/2.0/1.0 Clock Generator with 2 HCSL Outputs for Automotive
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

PI6LC48H02QLIEX bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Diodes Incorporated

  PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
11
PI6LC48H02Q
Rev A
www.diodes.com
December 2016
© Diodes Incorporated
16-0217
PCIe® 3.0/2.0/1.0 Clock Generator with 2 HCSL Outputs for Automotive
A product Line of
Diodes Incorporated
PI6LC48H02Q
Block Diagram
Phase
Lock
Loop
Crystal
Driver
VDD
GND
X1/CLK
X2
25 MHz
crystal or clock
Control
Logic
S1:S0
2
CLK0
CLK0
RR
CLK1
CLK1
OE
Pulling
Capacitors
Pin Configuration (16-Pin TSSOP)
S0
S1
NC
X1/CLK
X2
OE
GND
NC
VDDX
CLK0
CLK0
GNDA
VDDA
CLK1
CLK1
IREF
16
15
14
13
12
11
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Description
The PI6LC48H02Q is a clock generator compliant to PCI Express®
3.0/2.0/1.0 and Ethernet requirements. The device is designed for
automotive applications.
The PI6LC48H02Q provides two differential (HCSL) or LVDS
outputs. Using Pericom's patented Phase Locked Loop (PLL)
techniques, the device takes a 25MHz crystal input and produces
two pairs of differential outputs (HCSL) at 25MHz, 100MHz,
125MHz, 200MHz clock frequencies.
Features
Î
Î
PCIe® 3.0/2.0/1.0 compliant
à
PCIe 3.0 Phase jitter - 0.45ps RMS (High Freq. Typ.)
Î
Î
LVDS compatible outputs
Î
Î
Supply voltage of 3.3V ±10%
Î
Î
25MHz crystal or clock input frequency
Î
Î
HCSL outputs, 0.8V Current mode differential pair
Î
Î
Jitter 35ps cycle-to-cycle (typ)
Î
Î
RMS phase jitter 12kHz ~ 20MHz @ 100MHz - 0.32ps (typ)
Î
Î
RMS phase jitter 12kHz ~ 20MHz @ 125MHz - 0.3ps (typ)
Î
Î
Automotive Grade 3 temperature range
Î
Î
Packaging: (Pb-free and Green)
à
16-pin TSSOP (L16)


Số phần tương tự - PI6LC48H02QLIEX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pericom Semiconductor C...
PI6LC48H02 PERICOM-PI6LC48H02 Datasheet
960Kb / 9P
PCIe 3.0/2.0/1.0 Clock Generator with 2 HCSL Outputs
PI6LC48H02LIE PERICOM-PI6LC48H02LIE Datasheet
960Kb / 9P
PCIe 3.0/2.0/1.0 Clock Generator with 2 HCSL Outputs
More results

Mô tả tương tự - PI6LC48H02QLIEX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pericom Semiconductor C...
PI6C557-03ALE PERICOM-PI6C557-03ALE Datasheet
815Kb / 9P
PCIe 2.0 Clock Generator with 2 HCSL Outputs
PI6C557-03ALEX PERICOM-PI6C557-03ALEX Datasheet
815Kb / 9P
PCIe 2.0 Clock Generator with 2 HCSL Outputs
PI6C557-01B PERICOM-PI6C557-01B Datasheet
925Kb / 8P
PCIe 3.0 Clock Generator with 1 HCSL Outputs
PI6C557-01BQ PERICOM-PI6C557-01BQ Datasheet
986Kb / 9P
PCIe 3.0 Clock Generator with 1 HCSL Outputs
PI6C557-03AQ PERICOM-PI6C557-03AQ_14 Datasheet
898Kb / 9P
PCIe 2.0 Clock Generator with 2 HCSL Outputs for Automotive Applications
PI6C557-05 PERICOM-PI6C557-05 Datasheet
819Kb / 9P
PCIe 2.0 Clock Generator with 4 HCSL Outputs
PI6C557-05B PERICOM-PI6C557-05B Datasheet
802Kb / 8P
PCIe 3.0 Clock Generator with 4 HCSL Outputs
PI6C557-05Q PERICOM-PI6C557-05Q Datasheet
977Kb / 9P
PCIe 2.0 Clock Generator with 4 HCSL Outputs for Automotive Applications
PI6CFGL202B PERICOM-PI6CFGL202B Datasheet
931Kb / 8P
Low Power PCIe 3.0 Clock Generator with 2 HCSL Outputs
PI6LC48H02 PERICOM-PI6LC48H02 Datasheet
960Kb / 9P
PCIe 3.0/2.0/1.0 Clock Generator with 2 HCSL Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com