công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI6LC48H02QLIEX bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện PI6LC48H02QLIEX
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCIe® 3.0/2.0/1.0 Clock Generator with 2 HCSL Outputs for Automotive
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

PI6LC48H02QLIEX bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Diodes Incorporated

Back Button PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated PI6LC48H02QLIEX Datasheet HTML 10Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
88
PI6LC48H02Q
Rev A
www.diodes.com
December 2016
© Diodes Incorporated
16-0217
A product Line of
Diodes Incorporated
PI6LC48H02Q
Thermal Characteristics
Symbol Parameter
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
θJA
Thermal Resistance Junction to Ambient
Still air
90
°C/W
θJC
Thermal Resistance Junction to Case
24
°C/W
Recomended Crystal Specification
Pericom recommends:
a) FL2500184Q, SMD 3.2x2.5(4P), 25M, CL=20pF, Frequency Tolerance ±15ppm, Stability ±20ppm
http://www.pericom.com/pdf/datasheets/se/FL.pdf
Phase Noise Plot
100MHz
125MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com